Part Number Hot Search : 
5A222G B11NM60 0DJCA AH9281 TE4936 DSPIC33 F60B150 AD8212
Product Description
Full Text Search
 

To Download APM2303AC-TRG Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  p - c h a n n e l e n h a n c e m e n t m o d e m o s f e t c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 a n p e c r e s e r v e s t h e r i g h t t o m a k e c h a n g e s t o i m p r o v e r e l i a b i l i t y o r m a n u f a c t u r a b i l i t y w i t h o u t n o t i c e , a n d a d v i s e c u s t o m e r s t o o b t a i n t h e l a t e s t v e r s i o n o f r e l e v a n t i n f o r m a t i o n t o v e r i f y b e f o r e p l a c i n g o r d e r s . a p m 2 3 0 3 a f e a t u r e s a p p l i c a t i o n s p o w e r m a n a g e m e n t i n l c d t v , m o n i t o r , n o t e - b o o k c o m p u t e r , p o r t a b l e e q u i p m e n t a n d b a t t e r y p o w e r e d s y s t e m s p i n d e s c r i p t i o n o r d e r i n g a n d m a r k i n g i n f o r m a t i o n t o p v i e w o f s o t - 2 3 - 3 p - c h a n n e l m o s f e t - 3 0 v / - 3 a , r d s ( o n ) = 4 6 m w ( t y p . ) @ v g s = - 1 0 v r d s ( o n ) = 5 5 m w ( t y p . ) @ v g s = - 4 . 5 v r d s ( o n ) = 7 9 m w ( t y p . ) @ v g s = - 2 . 5 v s u p e r h i g h d e n s e c e l l d e s i g n r e l i a b l e a n d r u g g e d e n h a n c e e s d c e l l p r o t e c t i o n l e a d f r e e a n d g r e e n d e v i c e s a v a i l a b l e ( r o h s c o m p l i a n t ) n o t e : a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s c o n t a i n m o l d i n g c o m p o u n d s / d i e a t t a c h m a t e r i a l s a n d 1 0 0 % m a t t e t i n p l a t e t e r m i n a - t i o n f i n i s h ; w h i c h a r e f u l l y c o m p l i a n t w i t h r o h s . a n p e c l e a d - f r e e p r o d u c t s m e e t o r e x c e e d t h e l e a d - f r e e r e q u i r e m e n t s o f i p c / j e d e c j - s t d - 0 2 0 d f o r m s l c l a s s i f i c a t i o n a t l e a d - f r e e p e a k r e f l o w t e m p e r a t u r e . a n p e c d e f i n e s ? g r e e n ? t o m e a n l e a d - f r e e ( r o h s c o m p l i a n t ) a n d h a l o g e n f r e e ( b r o r c l d o e s n o t e x c e e d 9 0 0 p p m b y w e i g h t i n h o m o g e n e o u s m a t e r i a l a n d t o t a l o f b r a n d c l d o e s n o t e x c e e d 1 5 0 0 p p m b y w e i g h t ) . d g s apm2303 handling code temperature range package code package code a : sot-23-3 operating junction temperature range c : -55 to 150 o c handling code tr : tape & reel assembly material g: halogen and lead free device apm2303 a : a03x x - date code assembly material g s d
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 2 a p m 2 3 0 3 a a b s o l u t e m a x i m u m r a t i n g s ( t a = 2 5 c u n l e s s o t h e r w i s e n o t e d ) e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ( t a = 2 5 c u n l e s s o t h e r w i s e n o t e d ) symbol parameter rating unit v dss drain - source voltage - 30 v gss gate - source voltage 10 v i d * continuous drain current - 3 i dm * 300 m s pulsed drain current v gs = - 10 v - 12 a i s * diode continuous forward current - 1 a t j maximum junction temperature 150 t stg storage temperature range - 55 to 150 c t a =25 c 0.83 p d * maximum power dissipation t a =100 c 0.3 w r q ja * thermal resistance - junction to ambient 150 c /w note : *surface mounted on 1in 2 pad area, t 10 sec. apm 2303a symbol parameter test condition s min. typ. max. unit static characteristics bv dss drain - source breakdown voltage v gs =0v, i ds = - 250 m a - 30 - - v v ds = - 24 v, v gs =0v - - - 1 i dss zero gate voltage drain current t j =85 c - - - 30 m a v gs(th) gat e threshold voltage v ds =v gs , i ds = - 250 m a - 0.7 - 1 - 1.3 v i gss gate leakage current v gs = 10 v, v ds =0v - - 10 m a v gs = - 10 v, i ds = - 3 a - 46 55 v gs = - 4. 5v, i ds = - 2 a - 55 70 r ds(on) a drain - source on - state resistance v gs = - 2.5 v, i ds = - 1 a - 79 115 m w diode cha racteristics v sd a diode forward voltage i sd = - 1 a, v gs =0v - - 0.75 - 1. 1 v t rr reverse recovery time - 15 - ns q rr reverse recovery charge i s d = - 3a, l s d /dt = 100a/ m s - 7 - nc
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 3 a p m 2 3 0 3 a e l e c t r i c a l c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) ( t a = 2 5 c u n l e s s o t h e r w i s e n o t e d ) apm 2303a symbol parameter test condition s min. typ. max. unit dynamic characteristics b r g gate resistance v gs = 0 v,v ds =0v ,f=1mhz - 8 - w c iss input capacitance - 780 - c oss output capacitance - 100 - c rss re verse transfer capacitance v gs =0v, v ds = - 15v, f requency =1.0mhz - 60 - pf t d(on) turn - on delay time - 8 15 t r turn - on rise time - 12 23 t d(off) turn - off delay time - 40 73 t f turn - off fall time v dd = - 15 v, r l =1 5 w , i d s = - 1a, v gen = - 10v , r g =6 w - 16 30 ns gate charge characteristics b q g total gate charge - 15.5 22 q gs gate - source charge - 1.5 - q gd gate - drain charge v ds = - 15 v, v gs = - 10 v, i d s = - 3 a - 2.6 - nc note a : pulse test ; pulse width 3 00 m s, duty cycle 2%. note b : guaranteed by design, not subject to production testing.
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 4 a p m 2 3 0 3 a t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s -i d - drain current (a) d r a i n c u r r e n t t j - j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) s a f e o p e r a t i o n a r e a - v d s - d r a i n - s o u r c e v o l t a g e ( v ) normalized transient thermal resistance t h e r m a l t r a n s i e n t i m p e d a n c e s q u a r e w a v e p u l s e d u r a t i o n ( s e c ) p o w e r d i s s i p a t i o n p tot - power (w) t j - j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) -i d - drain current (a) 1e-4 1e-3 0.01 0.1 1 10 100 1e-3 0.01 0.1 1 2 mounted on 1in 2 pad r q ja : 150 o c/w 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 single pulse duty = 0.5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 t a =25 o c 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 t a =25 o c,v g =-10v 0.01 0.1 1 10 100 0.01 0.1 1 10 30 rds(on) limit 1s t a =25 o c 10ms 300 m s 1ms 100ms dc
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 5 a p m 2 3 0 3 a r ds(on) - on - resistance (m w ) d r a i n - s o u r c e o n r e s i s t a n c e - i d - d r a i n c u r r e n t ( a ) t j - j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) g a t e t h r e s h o l d v o l t a g e - v d s - d r a i n - s o u r c e v o l t a g e ( v ) -i d - drain current (a) o u t p u t c h a r a c t e r i s t i c s g a t e - s o u r c e o n r e s i s t a n c e - v g s - g a t e - s o u r c e v o l t a g e ( v ) normalized threshold voltage t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 i ds = -250 m a 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1.5v -2v v gs = -2.5,-3,-4,-5, -6,-7,-8,-9,-10v 0 2 4 6 8 10 12 0 20 40 60 80 100 120 140 160 v gs = -2.5v v gs = -10v v gs = -4.5v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 40 50 60 70 80 90 100 i ds = -3a r ds(on) - on - resistance (m w )
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 6 a p m 2 3 0 3 a - v d s - d r a i n - s o u r c e v o l t a g e ( v ) d r a i n - s o u r c e o n r e s i s t a n c e normalized on resistance t j - j u n c t i o n t e m p e r a t u r e ( c ) c - capacitance (pf) - v s d - s o u r c e - d r a i n v o l t a g e ( v ) s o u r c e - d r a i n d i o d e f o r w a r d -i s - source current (a) c a p a c i t a n c e g a t e c h a r g e q g - g a t e c h a r g e ( n c ) -v gs - gate - source voltage (v) t y p i c a l o p e r a t i n g c h a r a c t e r i s t i c s ( c o n t . ) 0 5 10 15 20 25 30 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 frequency=1mhz crss coss ciss -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 r on @t j =25 o c: 46m w v gs = -10v i ds = -3a 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 v ds = -15v i ds = -3a 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.1 1 10 12 t j =150 o c t j =25 o c
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 7 a p m 2 3 0 3 a p a c k a g e i n f o r m a t i o n sot-23-3 0 l view a 0 . 2 5 gauge plane seating plane a a 2 a 1 e d e e 1 see view a b c e1 max. 0.057 0.051 0.024 0.006 0.009 0.020 0.012 l 0.30 0 e e1 e1 e d c b 0.08 0.30 0.60 0.012 0.95 bsc 1.90 bsc 0.22 0.50 0.037 bsc 0.075 bsc 0.003 min. millimeters s y m b o l a1 a2 a 0.00 0.90 sot-2 3-3 max. 1.45 0.15 1.30 min. 0.000 0.035 inches 8 0 8 0 1.40 2.60 1.80 3.00 2.70 3.10 0.122 0.071 0.118 0.102 0.055 0.106 note : dimension d and e1 do not include mold flash, protrusions or gate burrs. mold flash, protrusion or gate burrs shall not exceed 10 mil per side.
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 8 a p m 2 3 0 3 a c a r r i e r t a p e & r e e l d i m e n s i o n s h t1 a d a e 1 a b w f t p0 od0 b a0 p2 k0 b 0 section b-b section a-a od1 p1 application a h t1 c d d w e1 f 178.0 ? 2.00 50 min. 8.4+2.00 - 0.00 13.0+0.50 - 0.20 1.5 min. 20.2 min. 8.0 ? 0.30 1.75 ? 0.10 3.5 ? 0.05 p 0 p1 p 2 d 0 d1 t a 0 b 0 k 0 sot - 23 - 3 4.0 ? 0.10 4.0 ? 0.10 2.0 ? 0.05 1.5+0.10 - 0.00 1.0 min. 0.6+0.00 - 0.4 0 3.20 ? 0.20 3.10 ? 0.20 1.50 ? 0.20 (mm) d e v i c e s p e r u n i t package type unit quantity sot - 23 - 3 tape & reel 3000
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 9 a p m 2 3 0 3 a c l a s s i f i c a t i o n p r o f i l e t a p i n g d i r e c t i o n i n f o r m a t i o n sot-23-3 user direction of feed
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 0 a p m 2 3 0 3 a profile feature sn - pb eutectic assembly pb - free assembly preheat & soak temperature min (t smin ) temperature max (t smax ) time (t smin to t smax ) ( t s ) 100 c 150 c 60 - 120 seconds 150 c 200 c 60 - 1 2 0 seconds average ramp - up rate (t smax to t p ) 3 c/second ma x. 3 c/second max. liquidous temperature ( t l ) time at l iquidous (t l ) 183 c 60 - 150 seconds 217 c 60 - 150 seconds peak package body temperature (t p ) * see classification temp in table 1 see classification temp in table 2 time (t p ) ** within 5 c of the spec ified c lassification t emperature ( t c ) 2 0 ** seconds 3 0 ** seconds average r amp - down rate (t p to t smax ) 6 c/second max. 6 c/second max. time 25 c to p eak t emperature 6 minutes max. 8 minutes max. * tolerance for peak profile temperature (t p ) is defined a s a supplier minimum and a user maximum. ** tolerance for time at peak profile temperature (t p ) is defined as a supplier minimum and a user maximum. c l a s s i f i c a t i o n r e f l o w p r o f i l e s table 2. pb - free process ? classification temperatures (tc) package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 350 - 2000 volume mm 3 >2000 <1.6 mm 260 c 260 c 260 c 1.6 mm ? 2.5 mm 260 c 250 c 245 c 3 2.5 mm 250 c 245 c 245 c table 1. snpb eutectic process ? classification temperatures (tc) package thickness volume mm 3 <350 volume mm 3 3 350 <2.5 mm 235 c 22 0 c 3 2.5 mm 220 c 220 c r e l i a b i l i t y t e s t p r o g r a m test item method description solderability jesd - 22, b102 5 sec, 245 c holt jesd - 22, a108 1000 hrs, bias @ 125 c pct jesd - 22, a102 168 hrs, 100 % rh, 2atm , 121 c tct jesd - 22, a104 500 cycles, - 65 c~150 c
c o p y r i g h t ? a n p e c e l e c t r o n i c s c o r p . r e v . a . 2 - d e c . , 2 0 0 9 w w w . a n p e c . c o m . t w 1 1 a p m 2 3 0 3 a c u s t o m e r s e r v i c e anpec electronics corp. head office : no.6, dusing 1st road, sbip, hsin-chu, taiwan, r.o.c. tel : 886-3-5642000 fax : 886-3-5642050 taipei branch : 2f, no. 11, lane 218, sec 2 jhongsing rd., sindain city, taipei county 23146, taiwan tel : 886-2-2910-3838 fax : 886-2-2917-3838


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of APM2303AC-TRG

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X